| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST72325AR9B3 bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72325AR9B3 bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - STMicroelectronics |
|
42 / 197 page ![]() ST72325xx 42/197 INTERRUPTS (Cont’d) Figure 25. External Interrupt Control bits IS10 IS11 EICR SENSITIVITY CONTROL PBOR.3 PBDDR.3 IPB BIT PB3 ei2 INTERRUPT SOURCE PORT B [3:0] INTERRUPTS PB3 PB2 PB1 PB0 IS10 IS11 EICR SENSITIVITY CONTROL PBOR.4 PBDDR.4 PB4 ei3 INTERRUPT SOURCE PORT B4 INTERRUPT IS20 IS21 EICR SENSITIVITY CONTROL PAOR.3 PADDR.3 IPA BIT PA3 ei0 INTERRUPT SOURCE PORT A3 INTERRUPT IS20 IS21 EICR SENSITIVITY CONTROL PFOR.2 PFDDR.2 PF2 ei1 INTERRUPT SOURCE PORT F [2:0] INTERRUPTS PF2 PF1 PF0 |