công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR750FV0H6 bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STR750FV0H6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM7TDMI-S??32-bit MCU with Flash, SMI, 3 std 16-bit timers, PWM timer, fast 10-bit ADC, I2C, UART, SSP, USB and CAN
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR750FV0H6 bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - STMicroelectronics

Back Button STR750FV0H6 Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics STR750FV0H6 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STR750FV0H6 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STR750FV0H6 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STR750FV0H6 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STR750FV0H6 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STR750FV0H6 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STR750FV0H6 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STR750FV0H6 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 84 page
background image
Electrical parameters
STR750Fxx STR751Fxx STR752Fxx STR755Fxx
42/84
Supply and clock manager power consumption
Table 18.
Supply and clock manager
power consumption
Symbol
Parameter
Conditions(1)
3.3V
Typ
5V
Typ
Unit
IDD(OSC4M)
Supply current of resonator oscillator
in STOP or WFI mode (LP_PARAM
bit: OSC4M ON)
External components specified in:
4/8 MHz crystal / ceramic resonator
oscillator (XT1/XT2) on page 46
1815
1795
μA
IDD(FLASH)
FLASH static current consumption in
STOP or WFI mode (LP_PARAM bit
FLASH ON)
515
515
IDD(MVREG)
Main Voltage Regulator static current
consumption in STOP mode
(LP_PARAM bit: MVREG ON)
130
135
IDD(LPVREG)
Low Power Voltage Regulator + RSM
current static current consumption
STOP mode includes leakage
where V18 is internally set to 1.4 V
12
15
STANDBY mode where
V18BKP and V18 are internally set to
1.4 V and 0 V respectively
11
14
1.
Measurements performed in 3.3V single supply mode see Figure 12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com