công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY7C0831AV bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY7C0831AV
Giải thích chi tiết về linh kiện  FLEx18 3.3V 64K/128K x 36 and 128K/256K x 18 Synchronous Dual-Port RAM
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY7C0831AV bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CY7C0831AV Datasheet HTML 17Page - Cypress Semiconductor CY7C0831AV Datasheet HTML 18Page - Cypress Semiconductor CY7C0831AV Datasheet HTML 19Page - Cypress Semiconductor CY7C0831AV Datasheet HTML 20Page - Cypress Semiconductor CY7C0831AV Datasheet HTML 21Page - Cypress Semiconductor CY7C0831AV Datasheet HTML 22Page - Cypress Semiconductor CY7C0831AV Datasheet HTML 23Page - Cypress Semiconductor CY7C0831AV Datasheet HTML 24Page - Cypress Semiconductor CY7C0831AV Datasheet HTML 25Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 28 page
background image
CY7C0837AV, CY7C0830AV
CY7C0831AV, CY7C0832AV
CY7C0832BV, CY7C0833AV
Document #: 38-06059 Rev. *S
Page 21 of 28
Figure 17. Left_Port (L_Port) Write to Right_Port (R_Port) Read[47, 48, 49]
Switching Waveforms (continued)
tSA
tHA
tSW
tHW
tCH2
tCL2
tCYC2
CLKL
R/WL
An
Dn
tCKHZ
tHD
tSA
An
tHA
Qn
tDC
tCCS
tSD
tCKLZ
tCH2
tCL2
tCYC2
tCD2
L_PORT
ADDRESS
L_PORT
DATAIN
CLKR
R/WR
R_PORT
ADDRESS
R_PORT
DATAOUT
Notes
47. CE0 = OE = ADS = CNTEN = BE0 – BE1 = LOW; CE1 = CNTRST = MRST = CNT/MSK = HIGH.
48. This timing is valid when one port is writing, and other port is reading the same location at the same time. If tCCS is violated, indeterminate data is Read out.
49. If tCCS < minimum specified value, then R_Port is Read the most recent data (written by L_Port) only (2 * tCYC2 + tCD2) after the rising edge of R_Port's clock. If tCCS
> minimum specified value, then R_Port is Read the most recent data (written by L_Port) (tCYC2 + tCD2) after the rising edge of R_Port's clock.
[+] Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com