công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP11NM80 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP11NM80
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 800 V, 0.35 Ω, 11 A MDmesh™Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, TO-247
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP11NM80 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STP11NM80_10 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STP11NM80_10 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP11NM80_10 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP11NM80_10 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP11NM80_10 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP11NM80_10 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP11NM80_10 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP11NM80_10 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP11NM80_10 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
STB/F/P/W11NM80
Electrical characteristics
Doc ID 9241 Rev 10
5/17
Table 7.
Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
Source-drain current
-
11
A
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area
Source-drain current (pulsed)
44
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration=300µs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
ISD=11 A, VGS=0
-
0.86
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD=11 A,
di/dt = 100 A/µs,
VDD= 50 V
-
612
7.22
23.6
ns
µC
A
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD=11 A,
di/dt = 100 A/µs,
VDD= 50 V, Tj=150 °C
-
970
11.25
23.2
ns
µC
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com