công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP20NK50Z bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP20NK50Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500 V, 0.23 Ω, 17 A SuperMESH™Power MOSFET Zener-protected TO-220, TO-247, TO-220FP, D2PAK
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP20NK50Z bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button STP20NK50Z Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP20NK50Z Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP20NK50Z Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP20NK50Z Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP20NK50Z Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP20NK50Z Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STP20NK50Z Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STP20NK50Z Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STP20NK50Z Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 18 page
background image
STx20NK50Z
Package mechanical data
Doc ID 9118 Rev 9
15/18
Dim.
mm.
Min.
Typ
Max.
A4.855.15
A1
2.20
2.60
b
1.0
1.40
b1
2.0
2.40
b2
3.0
3.40
c0.40
0.80
D19.85
20.15
E
15.45
15.75
e5.45
L
14.20
14.80
L1
3.70
4.30
L2
18.50
øP
3.55
3.65
øR
4.50
5.50
S
5.50
TO-247 Mechanical data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com