| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M95160-DW3G/S bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95160-DW3G/S bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 50 page ![]() M95160-x, M95080-x DC and AC parameters Doc ID 8028 Rev 10 29/50 Table 18. DC characteristics (M95160-W and M95080-W, device grade 6) Symbol Parameter Test conditions Min. Max. Unit ILI Input leakage current VIN = VSS or VCC ± 2 µA ILO Output leakage current S = VCC, VOUT = VSS or VCC ± 2 µA ICC Supply current C= 0.1VCC/0.9VCC at 5 MHz, VCC = 2.5V, Q = open, Process SA 2mA C= 0.1VCC/0.9VCC at 10 MHz, VCC = 2.5 V, Q = open, Process GB or SB 5mA ICC1 Supply current (Standby) S = VCC, 2.5 V <VCC < 5.5 V VIN = VSS or VCC 2µA VIL Input low voltage –0.45 0.3 VCC V VIH Input high voltage 0.7 VCC VCC+1 V VOL Output low voltage IOL = 1.5 mA, VCC = 2.5 V 0.4 V VOH Output high voltage IOH = –0.4 mA, VCC = 2.5 V 0.8 VCC V VRES (1) 1. Characterized only, not 100% tested. Internal reset threshold voltage 1.0 1.65 V |