công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T7200 bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Intel Corporation

tên linh kiện T7200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intel Core2 Duo Mobile Processor for Intel Centrino Duo Mobile Processor Technology
PDF  91 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

T7200 bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Intel Corporation

Back Button T7200 Datasheet HTML 45Page - Intel Corporation T7200 Datasheet HTML 46Page - Intel Corporation T7200 Datasheet HTML 47Page - Intel Corporation T7200 Datasheet HTML 48Page - Intel Corporation T7200 Datasheet HTML 49Page - Intel Corporation T7200 Datasheet HTML 50Page - Intel Corporation T7200 Datasheet HTML 51Page - Intel Corporation T7200 Datasheet HTML 52Page - Intel Corporation T7200 Datasheet HTML 53Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 91 page
background image
Datasheet
49
Package Mechanical Specifications and Pin Information
4.2
Processor Pinout and Pin List
Table 12 shows the top view pinout of the processor. The pin list, arranged in two
different formats, is shown in the following pages.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91