| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
340 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
340 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Intel Corporation |
|
47 / 82 page ![]() Pin Listing and Signal Descriptions Datasheet 47 VSS F10 Power/Other VSS F12 Power/Other VSS F14 Power/Other VSS F16 Power/Other VSS F18 Power/Other VSS F2 Power/Other VSS F22 Power/Other VSS F25 Power/Other VSS F5 Power/Other VSS F8 Power/Other VSS G21 Power/Other VSS G24 Power/Other VSS G3 Power/Other VSS G6 Power/Other VSS H1 Power/Other VSS H23 Power/Other VSS H26 Power/Other VSS H4 Power/Other VSS J2 Power/Other VSS J22 Power/Other VSS J25 Power/Other VSS J5 Power/Other VSS K21 Power/Other VSS K24 Power/Other VSS K3 Power/Other VSS K6 Power/Other VSS L1 Power/Other VSS L23 Power/Other VSS L26 Power/Other VSS L4 Power/Other VSS M2 Power/Other VSS M22 Power/Other VSS M25 Power/Other VSS M5 Power/Other VSS N21 Power/Other VSS N24 Power/Other VSS N3 Power/Other VSS N6 Power/Other VSS P2 Power/Other VSS P22 Power/Other VSS P25 Power/Other Table 4-1. Alphabetical Pin Assignment Pin Name Pin # Signal Buffer Type Direction VSS P5 Power/Other VSS R1 Power/Other VSS R23 Power/Other VSS R26 Power/Other VSS R4 Power/Other VSS T21 Power/Other VSS T24 Power/Other VSS T3 Power/Other VSS T6 Power/Other VSS U2 Power/Other VSS U22 Power/Other VSS U25 Power/Other VSS U5 Power/Other VSS V1 Power/Other VSS V23 Power/Other VSS V26 Power/Other VSS V4 Power/Other VSS W21 Power/Other VSS W24 Power/Other VSS W3 Power/Other VSS W6 Power/Other VSS Y2 Power/Other VSS Y22 Power/Other VSS Y25 Power/Other VSS Y5 Power/Other VSSA AD22 Power/Other VSS_SENSE A4 Power/Other Output Table 4-1. Alphabetical Pin Assignment Pin Name Pin # Signal Buffer Type Direction |