công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SML-012UT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện SML-012UT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SML-01 Series Reflector improved the concentration of viewing angle
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SML-012UT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  SML-012UT Datasheet HTML 1Page - Rohm SML-012UT Datasheet HTML 2Page - Rohm SML-012UT Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
100
10
1
FORWARD VOLTAGE
:VF (V)
2.5
3.0
3.5
Ta=25°C
100
10
1
FORWARD VOLTAGE
:VF (V)
2.0
1.5
2.5
Ta=25°C
ATMOSPHERE TEMPERATURE
:Ta (
°C)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
-40
-20
0
20
40
60
80
100
1.6
IF=20mA
ATMOSPHERE TEMPERATURE
:Ta (°C)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
-40
-20
0
20406080
100
1.6
IF=20mA
ATMOSPHERE TEMPERATURE
:Ta (°C)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
-40
-20
0
20406080
100
1.6
IF=20mA
FORWARD CURRENT
:IF (mA)
0
5
10
15
30
25
20
0
1.0
0.5
2.0
1.5
Ta=25°C
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
1.0
0.1
FORWARD CURRENT
:IF (mA)
0
5
10
15
20
Ta=25°C
AMBIENT TEMPERATURE
:Ta (°C)
40
30
20
10
020
-20
40
-40
60
80
100
0
AMBIENT TEMPERATURE
:Ta (°C)
40
20
10
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
30
FORWARD VOLTAGE
:VF (V)
1.5
2.0
2.5
1
10
100
Ta=25°C
AMBIENT TEMPERATURE
:Ta (
°C)
0
10
20
40
-40
-20
0
20
40
60
80
100
30
FORWARD CURRENT
:IF (mA)
0
0.8
0.4
1.2
1.6
10
020
30
Forward Current-Forward Voltage
Electrical Characteristics Curves
Luminous Intensity-Atmosphere Temperature
Luminous Intensity-Forward Current
Derating
■ ■
SML012ECT
■
SML012BCT
■
SML012EC4T
■
SML012BC4T
■
SML013BDT
■
■
SML013WBDW
■ ■
SML012ECT
■
SML012BCT
■
SML012EC4T
■
SML012BC4T
■
SML013BDT
■
■
SML013WBDW
■
■
■
■
SML-012VT(A)
■
SML-012WT(A)
■
SML-012UT
■
SML-011UT
■
SML-012DT
■
SML-011DT
■
SML-012YT
■
SML-011YT
■
SML-012PT(A)
■
■
■
■
■
SML-012V8T
■
SML-012U8T
■
SML-013UT
■
SML-012D8T
■
SML-012Y8T
■
SML-012M8T
■
SML-012P8T
■
SML-013YT
■
■
■
SML-012V8T
■
SML-012U8T
■
SML-012D8T
■
SML-012Y8T
■
SML-012M8T
■
SML-012P8T
■
SML-013UT
■
SML-013YT
■
■
■
■
■
SML-012V8T
■
SML-012U8T
■
SML-012D8T
■
SML-012Y8T
■
SML-012M8T
■
SML-012P8T
■
SML-013UT
■
SML-013YT
■
■
■
SML-012V8T
■
SML-012U8T
■
SML-012D8T
■
SML-012Y8T
■
SML-012M8T
■
SML-012P8T
■
SML-013UT
■
SML-013YT
■
SML-012VT(A)
■
SML-012WT(A)
■
SML-012PT(A)
■
SML-012UT
■
SML-011UT
■
SML-012DT
■
SML-011DT
■
SML-012YT
■
SML-011YT
■
■
■
SML-012VT(A)
■
SML-012UT
■
SML-011UT
■
SML-012DT
■
SML-011DT
■
SML-012WT(A)
■
SML-012YT
■
SML-011YT
■
SML-012PT(A)
■
SML-012VT(A)
■
SML-012WT(A)
■
SML-012UT
■
SML-011UT
■
SML-012DT
■
SML-011DT
■
SML-012YT
■
SML-011YT
■
SML-012PT(A)
■
■
■ ■
SML012ECT
■
SML012BCT
■
SML012EC4T
■
SML012BC4T
■
SML013BDT
■
■
SML013WBDW
■ ■
SML012ECT
■
SML012BCT
■
SML012EC4T
■
SML012BC4T
■
SML013BDT
■
■
SML013WBDW
SML-01 series
2/2
© 2010 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
2010.06 - Rev.A



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com