| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
910GL bảng dữ liệu(PDF) 416 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
910GL bảng dữ liệu(HTML) 416 Page - Intel Corporation |
|
416 / 426 page ![]() Testability R 416 Datasheet Table 15-14. DDR2 XOR Chain #1 Pin Count Ball # DDR2 Signal Name Comments 1 A28 HD57 2 A27 HD61 3 B27 HD54 4 B25 HD63 5 E24 HD62 6 C26 HD59 7 C27 HD49 8 C28 HD56 9 A31 HD53 10 C31 HD50 11 B31 HD52 12 D29 HD18 13 E28 HD16 14 G29 HD20 15 B34 HD11 16 B33 HD13 17 C32 HD14 18 C33 HD9 19 C34 HD12 20 D34 HD8 21 D33 HD10 22 E34 HDINV0# 23 E33 HDSTBP0# 24 E35 HDSTBN0# 25 F34 HD6 26 G34 HD5 27 G35 HD3 28 J33 HD0 29 G32 HA7# 30 H31 HREQ2# 31 K30 HA8# 32 J31 HADSTB0# 33 G31 HREQ3# 34 E31 HPCREQ# 35 L29 HA9# 36 L28 HA12# 37 J32 HRS2# 38 K34 HRS0# 39 L33 HLOCK# 40 M32 HDRDY# 41 M31 HADS# 42 L34 HHIT# 43 M35 HBNR# 44 L35 HDBSY# 45 N35 HHITM# |