| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STB80NF10T4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STB80NF10T4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 14 page ![]() STB80NF10, STP80NF10 Package mechanical data Doc ID 6958 Rev 18 11/14 D²PAK (TO-263) mechanical data Dim mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 0.03 0.23 0.001 0.009 b 0.70 0.93 0.027 0.037 b2 1.14 1.70 0.045 0.067 c 0.45 0.60 0.017 0.024 c2 1.23 1.360.048 0.053 D 8.95 9.350.352 0.368 D1 7.50 0.295 E 10 10.40 0.3940.409 E1 8.50 0.334 e 2.54 0.1 e1 4.88 5.28 0.1920.208 H15 15.850.5900.624 J1 2.49 2.69 0.099 0.106 L2.29 2.79 0.090 0.110 L1 1.27 1.40 0.05 0.055 L2 1.30 1.75 0.051 0.069 R 0.4 0.016 V2 0° 8°0° 8° 0079457_M |