công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7812AB bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7812AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7812AB bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics

Back Button L7812AB Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics L7812AB Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics L7812AB Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics L7812AB Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics L7812AB Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics L7812AB Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics L7812AB Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics L7812AB Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics L7812AB Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 56 page
background image
Package mechanical data
L78xx, L78xxC, L78xxAB, L78xxAC
44/56
Doc ID 2143 Rev 22
Table 24.
TO-220FP mechanical data
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.017
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.50
0.045
0.059
F2
1.15
1.50
0.045
0.059
G
4.95
5.2
0.194
0.204
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16
0.630
L3
28.6
30.6
1.126
1.204
L4
9.8
10.6
0.385
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.645
L7
9
9.3
0.354
0.366
DIA.
3
3.2
0.118
0.126



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56