| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M95128-MB6TG/P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95128-MB6TG/P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 44 page ![]() List of tables M95128, M95128-W, M95128-R 4/44 Doc ID 5798 Rev 13 List of tables Table 1. Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Table 2. Write-protected block size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 3. Instruction set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 4. Status Register format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 5. Protection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 6. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 7. Operating conditions (M95128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 8. Operating conditions (M95128-W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 9. Operating conditions (M95128-R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 10. AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 11. Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 12. DC characteristics (M95128, device grade 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 13. DC characteristics (M95128-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 14. DC characteristics (M95128-W, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 15. DC characteristics (M95128-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 16. AC characteristics (M95128, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 17. AC characteristics (M95128-W, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 18. AC characteristics (M95128-W, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 19. AC characteristics (M95128-R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 20. SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 21. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 22. UFDFPN8, 8-lead ultra thin fine pitch dual flat package no lead 2 x 3 mm, mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 23. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 24. Available M95128x products (package, voltage range, temperature grade) . . . . . . . . . . . 40 Table 25. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 |