công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F103x6 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F103x6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-density performance line, ARM-based 32-bit MCU with 16 or 32 KB Flash, USB, CAN, 6 timers
PDF  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F103x6 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F103x6_10 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics STM32F103x6_10 Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics STM32F103x6_10 Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics STM32F103x6_10 Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics STM32F103x6_10 Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics STM32F103x6_10 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STM32F103x6_10 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STM32F103x6_10 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STM32F103x6_10 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 85 page
background image
Electrical characteristics
STM32F103x4, STM32F103x6
38/85
Doc ID 15060 Rev 4
Table 15.
Maximum current consumption in Sleep mode, code running from Flash
or RAM
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
Max(1)
1.
based on characterization, tested in production at VDD max, fHCLK max with peripherals enabled.
Unit
TA = 85 °C
TA = 105 °C
IDD
Supply current in
Sleep mode
External clock(2), all
peripherals enabled
2.
External clock is 8 MHz and PLL is on when fHCLK > 8 MHz.
72 MHz
26
27
mA
48 MHz
17
18
36 MHz
14
15
24 MHz
10
11
16 MHz
7
8
8 MHz
4
5
External clock(2), all
peripherals disabled
72 MHz
7.5
8
48 MHz
6
6.5
36 MHz
5
5.5
24 MHz
4.5
5
16 MHz
4
4.5
8 MHz
3
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com