| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LIS331DLFTR bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LIS331DLFTR bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 38 page ![]() LIS331DLF Register description Doc ID 15101 Rev 4 35/38 7.20 INT2_DURATION (37h) D6 - D0 bits set the minimum duration of the Interrupt 2 event to be recognized. Duration time steps and maximum values depend on the ODR chosen. Table 52. INT2_DURATION register 0 D6D5D4 D3 D2D1 D0 Table 53. INT2_DURATION description D6 - D0 Duration value. Default value: 000 0000 |