công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL28118 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL28118
Giải thích chi tiết về linh kiện  40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Operational Amplifiers
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL28118 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Intersil Corporation

  ISL28118 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL28118 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL28118 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL28118 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL28118 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL28118 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL28118 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL28118 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL28118 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
ISL28118, ISL28218
2
FN7532.1
November 22, 2010
ISL28118
(8 LD TDFN)
TOP VIEW
ISL28118
(8 LD SOIC, 8 LD MSOP)
TOP VIEW
ISL28218
(8 LD TDFN)
TOP VIEW
ISL28218
(8 LD SOIC, 8 LD MSOP)
TOP VIEW
2
3
4
1
7
6
5
8
NC
-IN
+IN
V-
NC
V+
VOUT
NC
+
-
PD
NC
-IN
+IN
V -
1
2
3
4
8
7
6
5
NC
V+
VOUT
NC
+
-
2
3
4
1
7
6
5
8
VOUT A
-IN A
+IN A
V-
V+
VOUT B
-IN B
+IN B
+
-
+-
PD
VOUT A
-IN A
+IN A
V -
1
2
3
4
8
7
6
5
V+
VOUT B
-IN B
+IN B
+
-
+-
Pin Descriptions
ISL28118
(8 LD TDFN)
ISL28118
(8 LD SOIC,
MSOP)
ISL28218
(8 LD TDFN)
ISL28218
(8 LD SOIC,
MSOP)
PIN
NAME
EQUIVALENT
CIRCUIT
DESCRIPTION
3333
+IN_A
Circuit 1
Amplifier A non-inverting input
2222
-IN_A
Circuit 1
Amplifier A inverting input
6611
VOUT_A
Circuit 2
Amplifier A output
4444
V-
Circuit 3
Negative power supply
5
5
+IN_B
Circuit 1
Amplifier B non-inverting input
6
6
-IN_B
Circuit 1
Amplifier B inverting input
77
VOUT_B
Circuit 2
Amplifier B output
7788
V+
Circuit 3
Positive power supply
PAD
PAD
PAD
Thermal Pad is electrically isolated from active
circuitry. Pad can float, connect to Ground or to a
potential source that is free from signals or noise
sources.
V+
V-
OUT
CIRCUIT 2
CIRCUIT 1
V+
V-
CIRCUIT 3
IN-
V+
V-
IN+
CAPACITIVELY
TRIGGERED
ESD CLAMP
ISL28118, ISL28218



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com