công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SWK121F315 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện SWK121F315
Giải thích chi tiết về linh kiện  Key Switches, Medium Security
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

SWK121F315 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Tyco Electronics

  SWK121F315 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics SWK121F315 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics SWK121F315 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics SWK121F315 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SWK 12 Series
High Security Key Switch
H5
Catalog 1308390
Dimensions are in inches
Dimensions are shown for
USA: 1-800-522-6752
South America: 55-11-3611-1514
Issued 9-04
and millimeters unless otherwise
reference purposes only.
Canada: 1-905-470-4425
Hong Kong: 852-2735-1628
specified. Values in parentheses
Specifications subject
Mexico: 01-800-733-8926
Japan: 81-44-844-8013
www.tycoelectronics.com
or brackets are metric equivalents. to change.
C. America: 52-55-5-729-0425
UK: 44-141-810-8967
H
NOTE: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring.
SWK12
SPST
8 Disc Tumblers
Tyco
Alcoswitch
Type
Pos. 1
Pos. 2
Remove Key
Electronics
4-1437597-0
SWK12F315
SPST
On
Off
Position 1 or 2
3-1437597-6
SWK121F315
SPST
On
Off
Position 2
3-1437597-8
SWK123F315
SPST
On
Off
Position 1
4-1437597-2
SWK12KF315
Spare key for SWK12 Series
MATERIAL SPECIFICATIONS
Contacts ……………………Silver
Cylinder Material ……………Zinc alloy
Lock Body …………………Zinc alloy
Actuator Material ……………Brass key
Terminals/Fixed Contacts……Screw type
Beveled Frame Finish ………Polished chrome
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Operating Temperature………-22°F to +185° (-30°C to +85°C)
Storage Temperature ………-22°F to +185° (-30°C to +85°C)
Solder Heat Resistance………See page M3-4
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Contact Rating ……………5A @ 115 VAC, 15A @ 24 VDC
…………………………… resistive
Initial Contact Resistance …50 Milliohms max.
Contact Timing ……………Non-shorting
Dielectric Strength …………1,000 VAC @ sea level
Actuator Travel ……………90°
Key Changes ………………25 Standard
Life Expectancy ……………Up to 20,000 Cycles
PANEL CUT-OUT
.760
(19.3)
.750
(19.1)
DIA.
.698
(17.7)
.694
(17.6)
POS.2
POS.1
90
°
0.88
(22.4)
0.25
(6.04)
1.28
(32.5)
0.50
(12.7)
6-32 TERMINAL
SCREWS
0.88
(22.4)
3/4-32 THREADED
0.69
(17.5)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com