| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC18F8723E/PTSQTP bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18F8723E/PTSQTP bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Microchip Technology |
|
56 / 60 page ![]() PIC18F8723 FAMILY DS39894A-page 54 Preliminary © 2007 Microchip Technology Inc. RD1/AD1/PSP1........................................................... 23 RD1/PSP1................................................................... 15 RD2/AD2/PSP2........................................................... 23 RD2/PSP2................................................................... 15 RD3/AD3/PSP3........................................................... 23 RD3/PSP3................................................................... 15 RD4/AD4/PSP4/SDO2................................................ 23 RD4/PSP4/SDO2........................................................ 15 RD5/AD5/PSP5/SDI2/SDA2 ....................................... 23 RD5/PSP5/SDI2/SDA2 ............................................... 15 RD6/AD6/PSP6/SCK2/SCL2 ...................................... 23 RD6/PSP6/SCK2/SCL2 .............................................. 15 RD7/AD7/PSP7/SS2 ................................................... 23 RD7/PSP7/SS2........................................................... 15 RE0/AD8/RD/P2D....................................................... 24 RE0/RD/P2D............................................................... 16 RE1/AD9/WR/P2C ...................................................... 24 RE1/WR/P2C .............................................................. 16 RE2/AD10/CS/P2B ..................................................... 24 RE2/CS/P2D ............................................................... 16 RE3/AD11/P3C ........................................................... 24 RE3/P3C ..................................................................... 16 RE4/AD12/P3B ........................................................... 24 RE4/P3B ..................................................................... 16 RE5/AD13/P1C ........................................................... 24 RE5/P1C ..................................................................... 16 RE6/AD14/P1B ........................................................... 24 RE6/P1B ..................................................................... 16 RE7/AD15/ECCP2/P2A .............................................. 24 RE7/ECCP2/P2A ........................................................ 16 RF0/AN5 ............................................................... 17, 25 RF1/AN6/C2OUT .................................................. 17, 25 RF2/AN7/C1OUT .................................................. 17, 25 RF3/AN8 ............................................................... 17, 25 RF4/AN9 ............................................................... 17, 25 RF5/AN10/CVREF.................................................. 17, 25 RF6/AN11 ............................................................. 17, 25 RF7/SS1 ............................................................... 17, 25 RG0/ECCP3/P3A .................................................. 18, 26 RG1/TX2/CK2 ....................................................... 18, 26 RG2/RX2/DT2....................................................... 18, 26 RG3/CCP4/P3D .................................................... 18, 26 RG4/CCP5/P1D .................................................... 18, 26 RG5....................................................................... 18, 26 RG5/MCLR/VPP .................................................... 11, 19 RH0/A16 ..................................................................... 27 RH1/A17 ..................................................................... 27 RH2/A18 ..................................................................... 27 RH3/A19 ..................................................................... 27 RH4/AN12/P3C........................................................... 27 RH5/AN13/P3B ........................................................... 27 RH6/AN14/P1C........................................................... 27 RH7/AN15/P1B ........................................................... 27 RJ0/ALE ...................................................................... 28 RJ1/OE ....................................................................... 28 RJ2/WRL..................................................................... 28 RJ3/WRH .................................................................... 28 RJ4/BA0...................................................................... 28 RJ5/CE........................................................................ 28 RJ6/LB ........................................................................ 28 RJ7/UB........................................................................ 28 VDD.............................................................................. 28 VDD.............................................................................. 18 VSS.............................................................................. 28 VSS.............................................................................. 18 Pinout I/O Descriptions PIC18F6628/6723 ...................................................... 11 PIC18F8628/8723 ...................................................... 19 Power-Managed Modes........................................................ 1 and A/D Operation...................................................... 36 Product Identification System ............................................. 57 R Reader Response............................................................... 56 Registers ADCON0 (A/D Control 0)............................................ 29 ADCON1 (A/D Control 1)............................................ 30 ADCON2 (A/D Control 2)............................................ 31 DEVID1 (Device ID 1)................................................. 40 DEVID2 (Device ID 2)................................................. 40 Revision History.................................................................. 49 S Special Features of the CPU .............................................. 39 Device ID Registers .................................................... 39 Special Microcontroller Features .......................................... 1 T Timing Diagrams A/D Conversion........................................................... 45 Timing Diagrams and Specifications A/D Conversion Requirements ................................... 45 V Voltage-Frequency Graphs Extended (PIC18F8723) ............................................. 42 Industrial (PIC18F8723).............................................. 42 Industrial (PIC18LF8723)............................................ 43 W Worldwide Sales and Service Offices................................. 58 WWW Address ................................................................... 55 WWW, On-Line Support ....................................................... 5 |