công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18F8723I/PTSQTP bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18F8723I/PTSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  64/80-Pin, 1-Mbit,Enhanced Flash Microcontrollers with 12-Bit A/D and nanoWatt Technology
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18F8723I/PTSQTP bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18F8723I/PTSQTP Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology PIC18F8723I/PTSQTP Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology PIC18F8723I/PTSQTP Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology PIC18F8723I/PTSQTP Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology PIC18F8723I/PTSQTP Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology PIC18F8723I/PTSQTP Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology PIC18F8723I/PTSQTP Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology PIC18F8723I/PTSQTP Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology PIC18F8723I/PTSQTP Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 60 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS39894A-page 17
PIC18F8723 FAMILY
PORTF is a bidirectional I/O port.
RF0/AN5
RF0
AN5
18
I/O
I
ST
Analog
Digital I/O.
Analog input 5.
RF1/AN6/C2OUT
RF1
AN6
C2OUT
17
I/O
I
O
ST
Analog
—
Digital I/O.
Analog input 6.
Comparator 2 output.
RF2/AN7/C1OUT
RF2
AN7
C1OUT
16
I/O
I
O
ST
Analog
—
Digital I/O.
Analog input 7.
Comparator 1 output.
RF3/AN8
RF3
AN8
15
I/O
I
ST
Analog
Digital I/O.
Analog input 8.
RF4/AN9
RF4
AN9
14
I/O
I
ST
Analog
Digital I/O.
Analog input 9.
RF5/AN10/CVREF
RF5
AN10
CVREF
13
I/O
I
O
ST
Analog
Analog
Digital I/O.
Analog input 10.
Comparator reference voltage output.
RF6/AN11
RF6
AN11
12
I/O
I
ST
Analog
Digital I/O.
Analog input 11.
RF7/SS1
RF7
SS1
11
I/O
I
ST
TTL
Digital I/O.
SPI slave select input.
TABLE 1-2:
PIC18F6628/6723 (64-PIN) PINOUT I/O DESCRIPTIONS (CONTINUED)
Pin Name
Pin Number
Pin
Type
Buffer
Type
Description
TQFP
Legend: TTL = TTL compatible input
CMOS = CMOS compatible input or output
ST = Schmitt Trigger input with CMOS levels
Analog = Analog input
I
= Input
O
= Output
P= Power
I2C™
= I2C/SMBus input buffer
Note 1: Default assignment for ECCP2 when Configuration bit, CCP2MX, is set.
2: Alternate assignment for ECCP2 when Configuration bit, CCP2MX, is cleared.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com