| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SD232P0 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SHIELD s.r.l. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SD232P0 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SHIELD s.r.l. |
|
2 / 6 page ![]() version 091028 DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE Spiderbox www.shield.net 43-43 family coding example esempio codifica famiglia A+B = SD201N7 control connection = perpendicular to output ways, with cable collegamento di controllo = perpendicolare alle vie di uscita, con cavo 1 block 1 modulo 2 blocks 2 moduli 3 blocks 3 moduli 4 blocks 4 moduli 5 blocks 5 moduli title titolo description descrizione ....1N7 ....2N7 ....3N7 ....4N7 ....5N7 DISTRIBOX® box with connectors, double line DISTRIBOX® scatola con connettori, doppia fila output ways with M12 connector vie di uscita con connettore M12 SD20… see p. 43-6 v. pag. 43-6 as above, but output with M8 3-pole connector come sopra, ma uscita con connettore M8, 3 poli SD23… as above, but output with M8 4-pole connector come sopra, ma uscita con connettore M8, 4 poli SD24... SPIDERBOX® box with cables, double line SPIDERBOX® scatola con cavi, doppia fila output ways with fixed small cables vie di uscita con cavi piccoli fissi SD27... output ways with fixed big cables vie di uscita con cavi grandi fissi SPIDERBOX® hybrid box, double line SPIDERBOX® scatola ibrida, doppia fila output ways with fixed small cables + connectors for optional connections vie di uscita con cavi piccoli fissi + connettori per collegamenti opzionali SD2A... output ways with fixed big cables + connectors for optional connections vie di uscita cavi grandi fissi e connettori per collegamenti opzionali A B |