| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VC1104A60 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SHIELD s.r.l. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VC1104A60 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SHIELD s.r.l. |
|
4 / 4 page ![]() CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE CON TERMINALI A VITE Built-in gasket of elastomeric material on the connector mating face for easy and safe assembling The wires are protected from the screw point by the pressure plate Guarnizione integrata in materiale elastomerico sul lato frontale del connettore per un assemblaggio facile e sicuro I fili sono protetti dalla punta della vite per mezzo di una piastrina M16 Thread Filettatura M16 Guaranteed water proof grade IP67 Protezione all'acqua garantita grado IP67 Built-in gasket of elastomeric material between screw and housing Guarnizione integrata in materiale elastomerico tra vite e custodia CONNECTORS FOR ELECTROVALVES WITH SCREW TERMINALS EN175301-803 (ex DIN43650) on request a richiesta www.shield.net 45-19 version 090707 CONNECTORS |CONNETTORI |