| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VC1104A40 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SHIELD s.r.l. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VC1104A40 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SHIELD s.r.l. |
|
3 / 4 page ![]() CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE CON TERMINALI FAST-ON Built-in gasket of elastomeric material on the connector mating face for easy and safe assembling Crimp terminals supplied separately on reels for quick assembling. Guarnizione integrata in materiale elastomerico sul lato frontale del connettore per un assemblaggio facile e sicuro Terminali fast-on forniti separatamente in bobine per un assemblaggio rapido. M16 Thread Filettatura M16 Guaranteed water proof grade IP67 Protezione all'acqua garantita grado IP67 Built-in gasket of elastomeric material between screw and housing Guarnizione integrata in materiale elastomerico tra vite e custodia CONNECTORS FOR ELECTROVALVES WITH CRIMP TERMINALS EN175301-803 (ex DIN43650) on request a richiesta www.shield.net 45-18 CONNECTORS | CONNETTORI version 090707 |