công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC6991CS6PBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC6991CS6PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  TimerBlox: Resettable, Low Frequency Oscillator
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC6991CS6PBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Linear Technology

Back Button LTC6991CS6PBF Datasheet HTML 2Page - Linear Technology LTC6991CS6PBF Datasheet HTML 3Page - Linear Technology LTC6991CS6PBF Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC6991CS6PBF Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC6991CS6PBF Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC6991CS6PBF Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC6991CS6PBF Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC6991CS6PBF Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC6991CS6PBF Datasheet HTML 10Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
LTC6991

6991f
Supply Current vs RSET
RST Threshold Voltage
vs Supply Voltage
Typical ISET Current Limit vs V+
Supply Current vs Supply Voltage
Supply Current vs Temperature
Supply Current
vs RST Pin Voltage
Reset Propagation Delay (tRST)
vs Supply Voltage
Rise and Fall Time
vs Supply Voltage
Typical perForMance characTerisTics
V+ = 3.3V, RSET = 200k, TA = 25°C unless otherwise noted.
SUPPLY VOLTAGE (V)
2
0
25
50
75
100
125
150
3
4
5
6
6991 G10
RSET = 50k
RSET = 100k
RSET = 200k
RSET = 800k
TEMPERATURE (°C)
–50
100
125
150
25
75
6991 G11
75
50
–25
0
50
100
125
25
0
5V, RSET = 100k
2.5V, RSET = 100k
2.5V, RSET = 800k
5V, RSET = 800k
VRST/V+ (V/V)
0
150
200
250
0.8
6991 G12
100
50
0
0.2
0.4
0.6
1.0
5V
RST FALLING
5V
RST RISING
3.3V
RST FALLING
3.3V
RST RISING
RSET = 800k
RSET (k)
0
0
25
50
75
100
125
150
200
400
600
800
6991 G13
V+ = 5V
V+ = 3.3V
V+ = 2.5V
SUPPLY VOLTAGE (V)
6991 G15
1000
400
800
200
600
0
2
4
3
5
6
SET PIN SHORTED TO GND
SUPPLY VOLTAGE (V)
6991 G14
3.5
1.0
2.0
3.0
0.5
1.5
2.5
0
2
4
3
5
6
POSITIVE-GOING
NEGATIVE-GOING
SUPPLY VOLTAGE (V)
2
0
5
15
20
25
50
35
3
4
6991 G16
10
40
45
30
5
6
CLOAD = 5pF
SUPPLY VOLTAGE (V)
6991 G17
3.0
1.5
2.5
1.0
0.5
2.0
0
2
4
3
5
6
CLOAD = 5pF
tRISE
tFALL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com