công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PUMB24 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PUMB24
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP/PNP resistor-equipped transistors R1 = 100 kW, R2 = 100 kW
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PUMB24 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button PUMB24 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PUMB24 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PUMB24 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PUMB24 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PUMB24 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PUMB24 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PUMB24 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PUMB24 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PUMB24 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
PEMB24_PUMB24_2
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 2 September 2009
6 of 11
NXP Semiconductors
PEMB24; PUMB24
PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 k
Ω, R2 = 100 kΩ
8.
Package outline
Fig 5.
Package outline SOT363 (SC-88)
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOT363
SC-88
wB
M
bp
D
e1
e
pin 1
index
A
A1
Lp
Q
detail X
HE
E
v M A
A
B
y
0
1
2 mm
scale
c
X
13
2
4
5
6
Plastic surface-mounted package; 6 leads
SOT363
UNIT
A1
max
bp
cD
E
e1
HE
Lp
Qy
w
v
mm
0.1
0.30
0.20
2.2
1.8
0.25
0.10
1.35
1.15
0.65
e
1.3
2.2
2.0
0.2
0.1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.45
0.15
0.25
0.15
A
1.1
0.8
04-11-08
06-03-16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com