công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PML340SN bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PML340SN
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel TrenchMOS standard level FET
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PML340SN bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  PML340SN Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PML340SN Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PML340SN Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PML340SN Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PML340SN Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PML340SN Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PML340SN Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PML340SN Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PML340SN Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
PML340SN_1
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2006. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 24 August 2006
3 of 12
Philips Semiconductors
PML340SN
N-channel TrenchMOS standard level FET
Fig 1.
Normalized total power dissipation as a
function of mounting base temperature
Fig 2.
Normalized continuous drain current as a
function of mounting base temperature
Tmb =25 °C; IDM is single pulse
Fig 3.
Safe operating area; continuous and peak drain currents as a function of drain-source voltage
03ne36
0
40
80
120
0
50
100
150
200
Tmb (°C)
Pder
(%)
03ne37
0
40
80
120
0
50
100
150
200
Tmb (°C)
Ider
(%)
P
der
P
tot
P
tot 25
°C
()
------------------------
100 %
×
=
I
der
I
D
I
D25
°C
()
--------------------
100 %
×
=
003aab516
10
-1
1
10
10
2
1
10
10
2
10
3
VDS (V)
ID
(A)
DC
1 ms
100
µs
Limit RDSon = VDS / ID
10 ms
10
µs
tp =



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com