công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CU4032K130G2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - EPCOS

tên linh kiện CU4032K130G2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ceramic transient voltage suppressors SMD disk varistors standard series
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

CU4032K130G2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - EPCOS

  CU4032K130G2 Datasheet HTML 1Page - EPCOS CU4032K130G2 Datasheet HTML 2Page - EPCOS CU4032K130G2 Datasheet HTML 3Page - EPCOS CU4032K130G2 Datasheet HTML 4Page - EPCOS CU4032K130G2 Datasheet HTML 5Page - EPCOS CU4032K130G2 Datasheet HTML 6Page - EPCOS CU4032K130G2 Datasheet HTML 7Page - EPCOS CU4032K130G2 Datasheet HTML 8Page - EPCOS CU4032K130G2 Datasheet HTML 9Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 33 page
background image
EPCOS type designation system for SMD disk varistor standard series
CU
4032
K
275
G2
Construction:
CU
Encapsulated chip
Case sizes:
3225
32 x 25
4032
40 x 32
Varistor voltage tolerance:
K
±10%
Maximum RMS operating voltage (VRMS):
275
275 V
Taping mode:
G2
Taped, 330-mm reel
SMD disk varistors (CU varistors)
Standard series
Page 2 of 33
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com