công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL9012IRMMZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL9012IRMMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL9012IRMMZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
7
FN9220.0
September 27, 2005
FIGURE 14. TURN ON/TURN OFF RESPONSE
FIGURE 15. LINE TRANSIENT RESPONSE, 3.3V OUTPUT
FIGURE 16. LINE TRANSIENT RESPONSE, 2.8V OUTPUT
FIGURE 17. LOAD TRANSIENT RESPONSE
FIGURE 18. PSRR vs FREQUENCY
FIGURE 19. SPECTRAL NOISE DENSITY vs FREQUENCY
Typical Performance Curves (Continued)
1
3
0
2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
TIME (µs)
5
VO1 = 3.3V
VIN = 5.0V
IL1 = 150mA
CL1, CL2 = 1µF
CBYP = 0.01µF
900 1000
VO2 (10mV/DIV)
IL2 = 300mA
VO2 = 2.8V
400
µs/DIV
VO = 3.3V
ILOAD = 150mA
3.6V
4.3V
10mV/DIV
CLOAD = 1µF
CBYP = 0.01µF
400
µs/DIV
VO = 2.8V
ILOAD = 300mA
3.5V
4.2V
10mV/DIV
CLOAD = 1µF
CBYP = 0.01µF
100
µs/DIV
VO (25mV/DIV)
ILOAD
300mA
100
µA
VIN = 2.8V
VO = 1.8V
0.1
1
10
100
1000
FREQUENCY (kHz)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
VIN = 3.6V
VO = 1.8V
IO = 10mA
CBYP = 0.01µF
CLOAD = 1µF
1000
100
10
1
0.1
10
100
1K
10K
100K
1M
FREQUENCY (Hz)
VIN = 3.6V
VO = 1.8V
ILOAD = 10mA
CBYP = 0.01µF
CIN = 1µF
CLOAD = 1µF
ISL9012



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com