| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ATSAM3S bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ATSAM3S bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - ATMEL Corporation |
|
14 / 65 page ![]() 14 6500AS–ATARM–11-Dec-09 SAM3S Summary 4.2.1 64-Lead LQFP and QFN Pinout 64-pin version SAM3S devices are pin-to-pin compatible with AT91SAM7S legacy products. Furthermore, SAM3S products have new functionalities shown in italic in Table 4-3. Note: The bottom pad of the QFN package must be connected to ground. Table 4-3. 64-pin SAM3S4/2/1B Pinout 1 ADVREF 17 GND 33 TDI/PB4 49 TDO/TRACESWO/PB5 2 GND 18 VDDIO 34 PA6/PGMNOE 50 JTAGSEL 3 PB0/AD4 19 PA16/PGMD4 35 PA5/PGMRDY 51 TMS/SWDIO/PB6 4 PB1/AD5 20 PA15/PGMD3 36 PA4/PGMNCMD 52 PA31 5 PB2/AD6 21 PA14/PGMD2 37 PA27/PGMD15 53 TCK/SWCLK/PB7 6 PB3/AD7 22 PA13/PGMD1 38 PA28 54 VDDCORE 7 VDDIN 23 PA24/PGMD12 39 NRST 55 ERASE/PB12 8 VDDOUT 24 VDDCORE 40 TST 56 DDM/PB10 9 PA17/PGMD5/ AD0 25 PA25/PGMD13 41 PA29 57 DDP/PB11 10 PA18/PGMD6/ AD1 26 PA26/PGMD14 42 PA30 58 VDDIO 11 PA21/PGMD9/ AD8 27 PA12/PGMD0 43 PA3 59 PB13/DAC0 12 VDDCORE 28 PA11/PGMM3 44 PA2/PGMEN2 60 GND 13 PA19/PGMD7/ AD2 29 PA10/PGMM2 45 VDDIO 61 XOUT/PB8 14 PA22/PGMD10/ AD9 30 PA9/PGMM1 46 GND 62 XIN/PGMCK/PB9 15 PA23/PGMD11 31 PA8/XOUT32/ PGMM0 47 PA1/PGMEN1 63 PB14/DAC1 16 PA20/PGMD8/ AD3 32 PA7/XIN32/ PGMNVALID 48 PA0/PGMEN0 64 VDDPLL |