công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18LF4331T-I/P bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18LF4331T-I/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers with nanoWatt Technology, High-Performance PWM and A/D
PDF  392 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18LF4331T-I/P bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18LF4331T-I/P Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-I/P Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-I/P Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-I/P Datasheet HTML 34Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-I/P Datasheet HTML 35Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-I/P Datasheet HTML 36Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-I/P Datasheet HTML 37Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-I/P Datasheet HTML 38Page - Microchip Technology PIC18LF4331T-I/P Datasheet HTML 39Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 392 page
background image
 2010 Microchip Technology Inc.
DS39616D-page 35
PIC18F2331/2431/4331/4431
FIGURE 3-8:
PIC18F2331/2431/4331/4431 CLOCK DIAGRAM
4 x PLL
CONFIG1H <3:0>
T1OSCEN
Enable
Oscillator
T1OSO
T1OSI
Clock Source Option
for other Modules
OSC1
OSC2
Sleep
HSPLL
LP, XT, HS, RC, EC
T1OSC
CPU
Peripherals
IDLEN
8 MHz
4 MHz
2 MHz
1 MHz
500 kHz
125 kHz
250 kHz
OSCCON<6:4>
111
110
101
100
011
010
001
000
31 kHz
INTRC
Source
Internal
Oscillator
Block
WDT, FSCM
8 MHz
Internal Oscillator
(INTOSC)
OSCCON<6:4>
Clock
Control
OSCCON<1:0>
Primary Oscillator
Secondary Oscillator



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com