công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UR6225L-XX-AF5-F-R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện UR6225L-XX-AF5-F-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UR6225L-XX-AF5-F-R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  UR6225L-XX-AF5-F-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UR6225L-XX-AF5-F-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UR6225L-XX-AF5-F-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UR6225L-XX-AF5-F-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UR6225L-XX-AF5-F-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies UR6225L-XX-AF5-F-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies UR6225L-XX-AF5-F-R Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies UR6225L-XX-AF5-F-R Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies UR6225L-XX-AF5-F-R Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
UR6225
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 16
www.unisonic.com.tw
QW-R502-030,R
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA=25°С)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Input Voltage
VIN
10
V
Output Current
IOUT
300
mA
Output Voltage
VOUT
VSS-0.3 ~ VIN+0.3
V
SC-23/SOT-25
250
mW
SOT-89
500
mW
Power Dissipation
TO-92
PD
300
mW
Junction Temperature
TJ
+125
°С
Operating Temperature
TOPR
-40 ~ +85
°С
Storage Temperature
TSTG
-40~+125
°С
Note: Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°С, unless otherwise specified)
UR6225-6.0V (Note1)
PARAMETER
CIRCUIT
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Output Voltage
1
VOUT(E)(Note2) IOUT=50μA~40mA, VIN=7.0V 5.880 6.000 6.120
V
Maximum Output Current
1
IOUT(MAX)
VIN=7.0V, VOUT(E)≥5.4V
250
mA
Minimum Load Current
IOUT(MIN)
VIN=VOUT+1V
50
μA
Load Stability
1
△
VOUT
VIN=7.0V
1mA≤IOUT≤100mA
40
80
mV
1
VDIF1
IOUT=100mA
120
300
mV
Input-Output Voltage
Differential(Note3)
1
VDIF2
IOUT=200mA
380
600
mV
Supply Current
2
ISS
VIN=7.0V
2.0
4.5
μA
Input Stability
1
△
VOUT
△
VIN ×VOUT
IOUT=40mA
7.0V≤VIN≤10V
0.2
0.3
%/V
Input Voltage
VIN
IOUT=5mA
10
V
Thermal Shutdown
150
°С
Output Voltage Temperature
Characteristics
1
△
VOUT
△
TOPR×VOUT
IOUT=40mA
-40°С≤TOPR≤85°С
±100
ppm/°С
UR6225-5.0V (Note1)
PARAMETER
CIRCUIT
SYMBOL
TEST CONDITONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Output Voltage
1
VOUT(E)(Note2) IOUT=50μA~40mA, VIN=6.0V 4.900 5.000 5.100
V
Maximum Output Current
1
IOUT(MAX)
VIN=6.0V, VOUT(E)≥4.5V
250
mA
Minimum Load Current
IOUT(MIN)
VIN=VOUT+1V
50
μA
Load Stability
1
△
VOUT
VIN=6.0V
1mA≤IOUT≤100mA
40
80
mV
1
VDIF1
IOUT=100mA
120
300
mV
Input-Output Voltage
Differential(Note3)
1
VDIF2
IOUT=200mA
380
600
mV
Supply Current
2
ISS
VIN=6.0V
2.0
4.5
μA
Input Stability
1
△
VOUT
△
VIN ×VOUT
IOUT=40mA
6.0V≤VIN≤10V
0.2
0.3
%/V
Input Voltage
VIN
IOUT=5mA
10
V
Thermal Shutdown
150
°С
Output Voltage Temperature
Characteristics
1
△
VOUT
△
TOPR×VOUT
IOUT=40mA
-40°С≤TOPR≤85°С
±100
ppm/°С



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com