công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F1829-E/ST bảng dữ liệu(PDF) 313 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F1829-E/ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  14/20-Pin Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology
PDF  420 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F1829-E/ST bảng dữ liệu(HTML) 313 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 309Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 310Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 311Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 312Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 313Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 314Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 315Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 316Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 317Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 313 / 420 page
background image
 2010 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS41440A-page 315
PIC16F/LF1825/1829
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 1 or SYNC = 1, BRG16 = 1
FOSC = 32.000 MHz
FOSC = 20.000 MHz
FOSC = 18.432 MHz
FOSC = 11.0592 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
300.0
0.00
26666
300.0
0.00
16665
300.0
0.00
15359
300.0
0.00
9215
1200
1200
0.00
6666
1200
-0.01
4166
1200
0.00
3839
1200
0.00
2303
2400
2400
0.01
3332
2400
0.02
2082
2400
0.00
1919
2400
0.00
1151
9600
9604
0.04
832
9597
-0.03
520
9600
0.00
479
9600
0.00
287
10417
10417
0.00
767
10417
0.00
479
10425
0.08
441
10433
0.16
264
19.2k
19.18k
-0.08
416
19.23k
0.16
259
19.20k
0.00
239
19.20k
0.00
143
57.6k
57.55k
-0.08
138
57.47k
-0.22
86
57.60k
0.00
79
57.60k
0.00
47
115.2k
115.9k
0.64
68
116.3k
0.94
42
115.2k
0.00
39
115.2k
0.00
23
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 1 or SYNC = 1, BRG16 = 1
FOSC = 8.000 MHz
FOSC = 4.000 MHz
FOSC = 3.6864 MHz
FOSC = 1.000 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
300.0
0.00
6666
300.0
0.01
3332
300.0
0.00
3071
300.1
0.04
832
1200
1200
-0.02
1666
1200
0.04
832
1200
0.00
767
1202
0.16
207
2400
2401
0.04
832
2398
0.08
416
2400
0.00
383
2404
0.16
103
9600
9615
0.16
207
9615
0.16
103
9600
0.00
95
9615
0.16
25
10417
10417
0
191
10417
0.00
95
10473
0.53
87
10417
0.00
23
19.2k
19.23k
0.16
103
19.23k
0.16
51
19.20k
0.00
47
19.23k
0.16
12
57.6k
57.14k
-0.79
34
58.82k
2.12
16
57.60k
0.00
15
—
—
—
115.2k
117.6k
2.12
16
111.1k
-3.55
8
115.2k
0.00
7
—
—
—
TABLE 26-5:
BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODES (CONTINUED)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com