công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F1829-E/ST bảng dữ liệu(PDF) 312 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F1829-E/ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  14/20-Pin Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology
PDF  420 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F1829-E/ST bảng dữ liệu(HTML) 312 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 308Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 309Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 310Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 311Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 312Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 313Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 314Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 315Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/ST Datasheet HTML 316Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 312 / 420 page
background image
PIC16F/LF1825/1829
DS41440A-page 314
Preliminary
 2010 Microchip Technology Inc.
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 1, BRG16 = 0
FOSC = 8.000 MHz
FOSC = 4.000 MHz
FOSC = 3.6864 MHz
FOSC = 1.000 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
——
—
—
—
—
—
—
—
300
0.16
207
1200
—
—
—
1202
0.16
207
1200
0.00
191
1202
0.16
51
2400
2404
0.16
207
2404
0.16
103
2400
0.00
95
2404
0.16
25
9600
9615
0.16
51
9615
0.16
25
9600
0.00
23
—
—
—
10417
10417
0.00
47
10417
0.00
23
10473
0.53
21
10417
0.00
5
19.2k
19231
0.16
25
19.23k
0.16
12
19.2k
0.00
11
—
—
—
57.6k
55556
-3.55
8
—
—
—
57.60k
0.00
3
—
—
—
115.2k
—
—
—
—
—
—
115.2k
0.00
1
—
—
—
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 0, BRG16 = 1
FOSC = 32.000 MHz
FOSC = 20.000 MHz
FOSC = 18.432 MHz
FOSC = 11.0592 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
300.0
0.00
6666
300.0
-0.01
4166
300.0
0.00
3839
300.0
0.00
2303
1200
1200
-0.02
3332
1200
-0.03
1041
1200
0.00
959
1200
0.00
575
2400
2401
-0.04
832
2399
-0.03
520
2400
0.00
479
2400
0.00
287
9600
9615
0.16
207
9615
0.16
129
9600
0.00
119
9600
0.00
71
10417
10417
0.00
191
10417
0.00
119
10378
-0.37
110
10473
0.53
65
19.2k
19.23k
0.16
103
19.23k
0.16
64
19.20k
0.00
59
19.20k
0.00
35
57.6k
57.14k
-0.79
34
56.818
-1.36
21
57.60k
0.00
19
57.60k
0.00
11
115.2k
117.6k
2.12
16
113.636
-1.36
10
115.2k
0.00
9
115.2k
0.00
5
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 0, BRG16 = 1
FOSC = 8.000 MHz
FOSC = 4.000 MHz
FOSC = 3.6864 MHz
FOSC = 1.000 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
299.9
-0.02
1666
300.1
0.04
832
300.0
0.00
767
300.5
0.16
207
1200
1199
-0.08
416
1202
0.16
207
1200
0.00
191
1202
0.16
51
2400
2404
0.16
207
2404
0.16
103
2400
0.00
95
2404
0.16
25
9600
9615
0.16
51
9615
0.16
25
9600
0.00
23
—
—
—
10417
10417
0.00
47
10417
0.00
23
10473
0.53
21
10417
0.00
5
19.2k
19.23k
0.16
25
19.23k
0.16
12
19.20k
0.00
11
—
—
—
57.6k
55556
-3.55
8
—
—
—
57.60k
0.00
3
—
—
—
115.2k
—
—
—
—
—
—
115.2k
0.00
1
—
—
—
TABLE 26-5:
BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODES (CONTINUED)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com