công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F1829-E/P bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F1829-E/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  14/20-Pin Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology
PDF  420 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F1829-E/P bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F1829-E/P Datasheet HTML 87Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/P Datasheet HTML 88Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/P Datasheet HTML 89Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/P Datasheet HTML 90Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/P Datasheet HTML 91Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/P Datasheet HTML 92Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/P Datasheet HTML 93Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/P Datasheet HTML 94Page - Microchip Technology PIC16F1829-E/P Datasheet HTML 95Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 420 page
background image
 2010 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS41440A-page 91
PIC16F/LF1825/1829
FIGURE 8-4:
INT PIN INTERRUPT TIMING
Q2
Q1
Q3 Q4
Q2
Q1
Q3 Q4
Q2
Q1
Q3 Q4
Q2
Q1
Q3 Q4
Q2
Q1
Q3 Q4
OSC1
CLKOUT
INT pin
INTF
GIE
INSTRUCTION FLOW
PC
Instruction
Fetched
Instruction
Executed
Interrupt Latency
PC
PC + 1
PC + 1
0004h
0005h
Inst (0004h)
Inst (0005h)
Dummy Cycle
Inst (PC)
Inst (PC + 1)
Inst (PC – 1)
Inst (0004h)
Dummy Cycle
Inst (PC)
—
Note 1: INTF flag is sampled here (every Q1).
2: Asynchronous interrupt latency = 3-5 TCY. Synchronous latency = 3-4 TCY, where TCY = instruction cycle time.
Latency is the same whether Inst (PC) is a single cycle or a 2-cycle instruction.
3: CLKOUT not available in all oscillator modes.
4: For minimum width of INT pulse, refer to AC specifications in Section 30.0 “Electrical Specifications”.
5: INTF is enabled to be set any time during the Q4-Q1 cycles.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com