công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6452MLFD bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6452MLFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  135 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6452MLFD bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6452MLFD Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R5F6452MLFD Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R5F6452MLFD Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R5F6452MLFD Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R5F6452MLFD Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R5F6452MLFD Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R5F6452MLFD Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F6452MLFD Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R5F6452MLFD Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 135 page
background image
REJ03B0231-0110
Rev.1.10
Page 6 of 130
Sep 06, 2010
R32C/152 Group
1. Overview
1.3
Block Diagram
Figure 1.2 shows a block diagram of the R32C/152 Group.
Figure 1.2
R32C/152 Group Block Diagram
Port P0
Port P1
Port P2
Port P3
Port P4
Port P5
Port P6
8
8
8
8
8
8
8
Clock generator:
4 circuits
- XIN-XOUT
- XCIN-XCOUT
- On-chip oscillator
- PLL frequency synthesizer
Watchdog timer:
15 bits
DMAC
DMAC II
X-Y converter:
16 bits × 16 bits
CRC calculator (CCITT)
X16 + X12 + X5 + 1
A/D converter:
10 bits × 1 circuit
34 inputs
Serial interface:
5 channels
D/A converter:
8 bits × 2 channels
R32C/100 Series CPU Core
R2R0
R3R1
R6R4
R7R5
A0
A1
A2
A3
FB
SB
FLG
INTB
ISP
USP
PC
SVF
SVP
VCT
Memory
ROM
RAM
Multiplier
Floating-point unit
R2R0
R3R1
R6R4
R7R5
A0
A1
A2
A3
FB
SB
Serial bus interface:
3 channels
CAN Module:
3 channels
LIN Module:
8 channels
E2dataFlash
Intelligent I/O
Time measurement: 32
Wave generation: 32
Timer:
Timer A 16 bits × 5 timers
Timer B 16 bits × 6 timers
Three-phase motor
controller
Peripheral functions
Port P14
P14_1
Port P12
Port P13
4
8
8
Port P11
5
Port P15
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com