công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R32C bảng dữ liệu(PDF) 113 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R32C
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R32C bảng dữ liệu(HTML) 113 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R32C Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 112Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 113Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 114Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 115Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 116Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 113 / 116 page
background image
REJ03B0298-0100
Rev.1.00
Page 113 of 113
Jul 16, 2010
R32C/117A Group
Appendix 1. Package Dimensions
Terminal cross section
b1
bp
1.0
0.125
0.20
1.25
1.25
0.08
0.20
0.145
0.09
0.27
0.22
0.17
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
20.1
20.0
19.9
D
20.1
20.0
19.9
E
1.4
A2
22.2
22.0
21.8
22.2
22.0
21.8
1.7
A
0.15
0.1
0.05
0.65
0.5
0.35
L
x
8°
0°
c
0.5
e
0.10
y
HD
HE
A1
bp
b1
c1
ZD
ZE
L1
P-LQFP144-20x20-0.50
1.2g
MASS[Typ.]
144P6Q-A / FP-144L / FP-144LV
PLQP0144KA-A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
F
1
36
37
72
73
108
109
144
*1
*3
x
Index mark
D
HD
bp
ZD
Detail F
L
L1
2.
1.
DIMENSIONS "
*1" AND "*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
NOTE)
DIMENSION "
*3" DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
e
y
S
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com