công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R32C bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R32C
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  114 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R32C bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R32C Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 112Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 113Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 114Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 114 page
background image
REJ03B0254-0110
Rev.1.10
Page 111 of 111
Jun 23, 2010
R32C/117 Group
Appendix 1. Package Dimensions
Appendix 1. Package Dimensions
Terminal cross section
b1
bp
1.0
0.125
0.20
1.25
1.25
0.08
0.20
0.145
0.09
0.27
0.22
0.17
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
20.1
20.0
19.9
D
20.1
20.0
19.9
E
1.4
A2
22.2
22.0
21.8
22.2
22.0
21.8
1.7
A
0.15
0.1
0.05
0.65
0.5
0.35
L
x
8°
0°
c
0.5
e
0.10
y
HD
HE
A1
bp
b1
c1
ZD
ZE
L1
P-LQFP144-20x20-0.50
1.2g
MASS[Typ.]
144P6Q-A / FP-144L / FP-144LV
PLQP0144KA-A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
F
1
36
37
72
73
108
109
144
*1
*3
x
Index mark
D
HD
bp
ZD
Detail F
L
L1
2.
1.
DIMENSIONS "
*1" AND "*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
NOTE)
DIMENSION "
*3" DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
e
y
S
S
Terminal cross section
b1
bp
2.
1.
DIMENSIONS "
*1" AND "*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
NOTE)
DIMENSION "
*3" DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
Index mark
x
125
26
50
51
75
76
100
F
*1
*3
ZD
D
HD
bp
Detail F
L1
L
L1
ZE
ZD
c1
b1
bp
A1
HE
HD
y
0.08
e
0.5
c
0°
8°
x
L
0.35
0.5
0.65
0.05
0.1
0.15
A
1.7
15.8
16.0
16.2
15.8
16.0
16.2
A2
1.4
E
13.9
14.0
14.1
D
13.9
14.0
14.1
Reference
Symbol
Dimension in Millimeters
Min
Nom Max
0.15
0.20
0.25
0.09 0.145 0.20
0.08
1.0
1.0
0.18
0.125
1.0
Previous Code
JEITA Package Code
RENESAS Code
PLQP0100KB-A
100P6Q-A / FP-100U / FP-100UV
MASS[Typ.]
0.6g
P-LQFP100-14x14-0.50
e
y
S
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com