công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R32C bảng dữ liệu(PDF) 107 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R32C
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  114 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R32C bảng dữ liệu(HTML) 107 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R32C Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 104Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R32C Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 107 / 114 page
background image
REJ03B0254-0110
Rev.1.10
Page 107 of 111
Jun 23, 2010
R32C/117 Group
5. Electrical Characteristics
Figure 5.8
External Bus Timing (Separate Bus)
CS0 to CS3
A23 to A0, BC0 to BC3
RD
D31 to D0
t h(R-D)
t h(R-S)
External bus timing (Separate bus)
Read cycle
t w(R)
t su(S-R)
t h(R-A)
t su(A-R)
Write cycle
CS0 to CS3
A23 to A0, BC0 to BC3
WR, WR0 to WR3
D31 to D0
t su(D-W)
t h(W-D)
t su(D-R)
t h(W-S)
t w(W)
t su(S-W)
t h(W-A)
t su(A-W)
Measurement conditions
Criterion for
input voltage
Criterion for
output voltage
VIH
VIL
VOH
VOL
2.5 V
0.8 V
2.0 V
0.8 V
1.5 V
0.5 V
2.4 V
0.5 V
Item
V
= 4.2 to 5.5 V
CC
t cR
t cW
V
= 3.0 to 3.6 V
CC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com