công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PMR2010-A-R005-A-1-B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sirectifier Global Corp.

tên linh kiện PMR2010-A-R005-A-1-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Metal Low OHM Chip Resistor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECT [Sirectifier Global Corp.]
Trang chủ  http://www.sirectsemi.com
Logo SIRECT - Sirectifier Global Corp.

PMR2010-A-R005-A-1-B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sirectifier Global Corp.

  PMR2010-A-R005-A-1-B Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-A-R005-A-1-B Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-A-R005-A-1-B Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-A-R005-A-1-B Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Global Corp. PMR2010-A-R005-A-1-B Datasheet HTML 5Page - Sirectifier Global Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
http:// www.sirectsemi.com
□ PART NUMBER INFORMATION
PMR2512 – A - R005 - a - 1 –A
PMR SERIES
Power Ratings
Package Model
Resistance Value
Tolerance
Temperature Coefficient
Packaging
PMR8050
PMR2010
PMR2512
A=0.125W
B=0.25W
C=0.5W
D=1W
E=2W
R005=5mΩ
R050=50mΩ
1=±0.5%
2=±1%
3=±3%
a=±75ppm/
֯
C
b=±100ppm/
֯
C
c=±150ppm/
֯
C
d=±275ppm/
֯
C
A=500 pcs/reel
B=1,000 pcs/reel
C=2,000 pcs/reel
D=4,000 pcs/reel
E=5,000 pcs/reel



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com