công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTA41 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sirectifier Global Corp.

tên linh kiện BTA41
Giải thích chi tiết về linh kiện  Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECT [Sirectifier Global Corp.]
Trang chủ  http://www.sirectsemi.com
Logo SIRECT - Sirectifier Global Corp.

BTA41 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sirectifier Global Corp.

  BTA41 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Global Corp. BTA41 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Global Corp. BTA41 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Global Corp. BTA41 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Global Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
BTB/BTA41
Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
F ig. 7: R elative variation of gate trigger current,
holding current and latching current vers us
junction temperature (typical values).
F ig. 8: R elative variation of critical rate of decreas e
of main current vers us (dV /dt)c (typical values ).
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T j(° C )
IG T,IH,IL [T j] / IG T,IH,IL [T j=25° C ]
IG T
IH & IL
0.1
1.0
10.0
100.0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
(dV /dt)c (V /µs )
(dI/dt)c [(dV /dt)c] / S pecified (dI/dt)c
F ig. 9: R elative variation of critical rate of
decreas e
of main current vers us
junction
temperature.
0
25
50
75
100
125
0
1
2
3
4
5
6
T j (° C )
(dI/dt)c [T j] / (dI/dt)c [T j s pecified]



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com