công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL432ACDBVR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL432ACDBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL432ACDBVR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TL432ACDBVR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL432ACDBVR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL432ACDBVR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL432ACDBVR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL432ACDBVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL432ACDBVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL432ACDBVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL432ACDBVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL432ACDBVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 76 page
background image
TL431, TL431A, TL431B
TL432, TL432A, TL432B
SLVS543K – AUGUST 2004 – REVISED JUNE 2010
www.ti.com
Vref TOLERANCE (25°C) = 2%
TL431, TL432 ORDERING INFORMATION (1) (continued)
TOP-SIDE
TA
PACKAGE(2)
ORDERABLE PART NUMBER
MARKING(3)
Reel of 3000
TL431QDBVR
T3Q_
Reel of 250
TL431QDBVT
SOT-23-5 (DBV)
Reel of 3000
TL432QDBVR
T4Q_
Reel of 250
TL432QDBVT
Reel of 3000
TL431QDBZR
T3Q_
Reel of 250
TL431QDBZT
-40°C to 125°C
SOT-23-3 (DBZ)
Reel of 3000
TL432QDBZR
T4Q_
Reel of 250
TL432QDBZT
TL431QPK
3Q
SOT-89 (PK)
Reel of 1000
TL432QPK
2C
Reel of 1000
TL431QDCKR
SC-70 (DCK)
T6_
Reel of 250
TL431QDCKT
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2010, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TL431 TL431A TL431B TL432 TL432A TL432B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com