| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DM3725 bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM3725 bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Texas Instruments |
|
82 / 268 page ![]() DM3730, DM3725 SPRS685 – AUGUST 2010 www.ti.com Table 2-4. Multiplexing Characteristics (continued) CBP CBC CUS MODE 0 MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE 6 MODE 7 Bottom Top Bottom Top R1 AC4 U2 P2 R3 gpmc_d11 gpio_47 safe_mo de R2 AB6 U1 P1 T3 gpmc_d12 gpio_48 safe_mo de T2 AC6 P1 M1 U2 gpmc_d13 gpio_49 safe_mo de W1 AB7 L2 J2 V1 gpmc_d14 gpio_50 safe_mo de Y1 AC7 M2 K2 V2 gpmc_d15 gpio_51 safe_mo de G4 Y2 AD8 AA8 E2 gpmc_ncs0 H3 Y1 AD1 W1 NA gpmc_ncs1 gpio_52 safe_mo de V8 NA A3 NA NA gpmc_ncs2 gpio_53 safe_mo de U8 NA B6 NA D2 gpmc_ncs3 sys_ndmareq gpio_54 safe_mo 0 de T8 NA B4 NA F4 gpmc_ncs4 sys_ndmareq mcbsp4_clkx gpt_9_pwm gpio_55 safe_mo 1 _evt de R8 NA C4 NA G5 gpmc_ncs5 sys_ndmareq mcbsp4_dr gpt_10_pw gpio_56 safe_mo 2 m_evt de P8 NA B5 NA F3 gpmc_ncs6 sys_ndmareq mcbsp4_dx gpt_11_pw gpio_57 safe_mo 3 m_evt de N8 NA C5 NA G4 gpmc_ncs7 gpmc_io_dir mcbsp4_fsx gpt_8_pwm gpio_58 safe_mo _evt de T4 W2 N1 L1 W2 gpmc_clk gpio_59 safe_mo de F3 W1 AD10 AA9 F1 gpmc_nadv_a le G2 V2 N2 L2 F2 gpmc_noe F4 V1 M1 K1 G3 gpmc_nwe G3 AC12 K2 NA K5 gpmc_nbe0_c gpio_60 safe_mo le de U3 NA J1 NA L1 gpmc_nbe1 gpio_61 safe_mo de H1 AB10 AC6 Y5 E1 gpmc_nwp gpio_62 safe_mo de M8 AB12 AC11 Y10 C1 gpmc_wait0 L8 AC10 AC8 Y8 NA gpmc_wait1 gpio_63 safe_mo de K8 NA B3 NA NA gpmc_wait2 uart4_tx gpio_64 safe_mo de J8 NA C6 NA C2 gpmc_wait3 sys_ndmareq uart4_rx (3) gpio_65 safe_mo 1 de D28 NA G25 NA G22 dss_pclk gpio_66 hw_dbg12 safe_mo de D26 NA K24 NA E22 dss_hsync gpio_67 hw_dbg13 safe_mo de D27 NA M25 NA F22 dss_vsync gpio_68 safe_mo de E27 NA F26 NA J21 dss_acbias gpio_69 safe_mo de AG22 NA AE21 NA AC19 dss_data0 uart1_cts gpio_70 safe_mo de AH22 NA AE22 NA AB19 dss_data1 uart1_rts gpio_71 safe_mo de AG23 NA AE23 NA AD20 dss_data2 gpio_72 safe_mo de AH23 NA AE24 NA AC20 dss_data3 gpio_73 safe_mo de AG24 NA AD23 NA AD21 dss_data4 uart3_rx_irrx gpio_74 safe_mo de AH24 NA AD24 NA AC21 dss_data5 uart3_tx_irtx gpio_75 safe_mo de E26 NA G26 NA D24 dss_data6 uart1_tx gpio_76 hw_dbg14 safe_mo de 82 TERMINAL DESCRIPTION Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback Product Folder Link(s): DM3730 DM3725 |