công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

678007012 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 678007012
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.27mm (.050") Pitch Serial ATA High Speed Header, Vertical, Through Hole, withLocking Latch, 7 Circuits, 0.76關m (30關") Gold (Au) Plating, for 2.00mm (.079") PCB
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

678007012 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  678007012 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 678007012 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 678007012 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 678007012 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Termination Interface: Style
Through Hole
Electrical
Current - Maximum per Contact
1.5A
Voltage - Maximum
15V DC
Solder Process Data
Lead-free Process Capability
Wave Capable (TH only)
Material Info
Reference - Drawing Numbers
Packaging Specification
PK-67800-001
Product Specification
PS-67491-001
Sales Drawing
SD-67800-007
This document was generated on 05/26/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com