công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S6A0035 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Samsung semiconductor

tên linh kiện S6A0035
Giải thích chi tiết về linh kiện  53 SEGMENT STATIC DRIVER
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

S6A0035 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Samsung semiconductor

Back Button S6A0035 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor S6A0035 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor S6A0035 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor S6A0035 Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor S6A0035 Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor S6A0035 Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor S6A0035 Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor S6A0035 Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor S6A0035 Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
S6A0035
53 SEGMENT STATIC DRIVER
8
AC Characteristics(V
SS = 0V, VDD = 2.7V to 6.5V, VLCD = 2.7V - VDD, Ta = - 30 to + 85°C)
Characteristic
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Clock Pulse Width
t
WCKH
V
DD = 5.0V
0.25
-
-
t
WCKL
V
DD = 5.0V
0.25
-
-
Data Set-up Time
t
SU
V
DD = 5.0V
0.25
-
-
Data Hold Time
t
DH
V
DD = 5.0V
0.25
-
-
CE-DI Time
1/1 duty
t
1
V
DD = 5.0V, at CE rising
1/2 duty
t
11
V
DD = 5.0V, at CE rising
1.0
-
-
µs
t
12
V
DD = 5.0V, at DI falling
1/1 duty
t
2
V
DD = 5.0V, at CK rising
CE-CK Time
1/2 duty
t
21
V
DD = 5.0V, at CK rising
1.25
-
-
t
22
V
DD = 5.0V, at CK rising
CE Disable Time
1/2 duty
t
3
V
DD = 5.0V, at CE falling
4.0
-
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com