công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KB2502 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Samsung semiconductor

tên linh kiện KB2502
Giải thích chi tiết về linh kiện  VIDEO AMP MERGED OSD PROCESSOR
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KB2502 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Samsung semiconductor

Back Button KB2502 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KB2502 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KB2502 Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KB2502 Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KB2502 Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KB2502 Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KB2502 Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KB2502 Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KB2502 Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 62 page
background image
KB2502
VIDEO AMP MERGED OSD PROCESSOR FOR MONITORS
8
Preliminary
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (see 1)
(Ta = 25
°C)
THERMAL & ESD PARAMETER
Table 3. Absolute Maximum Ratings
No
Item
Symbol
Value
Unit
Min
Typ
Max
1
Maximum supply voltage
VCC
-
-
13.2
V
VDD
-
-
6.5
2
Operating temperature (see 2)
Topr
-20
-
75
°C
3
Storage temperature
Tstg
-65
150
°C
4
Operating supply voltage
VCCop
11.4
12.0
12.6
V (see 3)
VDDop
4.75
5.00
5.25
5
Power dissipation
PD
-
-
W
Table 4. Thermal & ESD Parameter
No
Item
Symbol
Value
Unit
Min
Typ
Max
1
Thermal resistance
(junction-ambient)
θja
-
48
-
°C/W
2
Junction temperature
Tj
-
150
-
°C
3
Human body model
(C = 100p, R = 1.5k)
HBM
2
-
-
KV
4
Machine model
(C = 200p, R = 0)
MM
300
-
-
V
5
Charge device model
CDM
800
-
-
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com