công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EXC18CE201U bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện EXC18CE201U
Giải thích chi tiết về linh kiện  Common mode Noise Filter Array
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

EXC18CE201U bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  EXC18CE201U Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor EXC18CE201U Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor EXC18CE201U Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor EXC18CE201U Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor EXC18CE201U Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Common mode Noise Filters
Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
t1
t2
D0
P1
P2
A
φ
P0
Chip component
Sprocket hole
Compartment
Tape running
direction
E
T
W
φD
φC
φA
t
t1
t2
P1
P2
P0
A
φD0
Chip component
Sprocket hole
Compartment
Tape running direction
■ Packaging Methods (Taping)
● Standard Quantity
● Embossed Carrier Taping
● Taping Reel
Standard Reel Dimensions
Embossed Carrier Dimensions
Part Number
Kind of Taping
Pitch (P
1)
Quantity
EXC14C
U
Embossed Carrier Taping
2 mm
10000 pcs./reel
EXC18C
U
4 mm
5000 pcs./reel
EXC24C
U
(mm)
Type
φA
φB
φC
φD
EXC14C
EXC18C
EXC24C
180.0±3.0 60.0±1.0
13.0±0.5
21.0±0.8
● Embossed Carrier Taping
Type
E
W
T
t
EXC14C
EXC18C
EXC24C
2.0±0.5
9.0±0.3
11.4±1.5
1.2±0.2
(mm)
Embossed Carrier Dimensions
(mm)
Type
A
B
W
F
E
P
1
EXC14C
0.75±0.10 0.95±0.10 8.0±0.2 3.50±0.05 1.75±0.10 2.0±0.1
Type
P
2
P
0
φD
0
t
1
t
2
EXC14C
2.0±0.1 4.0±0.1
1.5
+0.1
0.25±0.05 0.85±0.15
–0
Type
A
B
W
F
E
P
1
EXC18C
1.00±0.10 1.80±0.10
8.0±0.2 3.5±0.1 1.75±0.10 4.0±0.1
EXC24C
1.20±0.15 1.45±0.15
Type
P
2
P
0
φD
0
t
1
t
2
EXC18C
2.0±0.1 4.0±0.1
1.5
+0.1
0.25±0.05
0.50±0.05
EXC24C
0.90±0.15
–0
Jun. 2009



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com