công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECEC2FP331EJ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECEC2FP331EJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Snap-in Type
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECEC2FP331EJ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Panasonic Semiconductor

Back Button ECEC2FP331EJ Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331EJ Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331EJ Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331EJ Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331EJ Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331EJ Datasheet HTML 10Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331EJ Datasheet HTML 11Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331EJ Datasheet HTML 12Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331EJ Datasheet HTML 13Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
Aluminum Electrolytic Capacitors/ UP
 EE184 
Design, and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase
and / or use. Should a safety concern arise regarding this product,please be sure to contact us immediately.
Mar.2006
n
Standard Products
Endurance : 85
°C 2000h
Terminal Pitch : 10mm
When capacitors of
φ35x45L and φ35x50L are mounted on PWB, reinforce them with mounting clamp or
adhesives.(Avoid using adhesives including halogenated compositions.)
(A)
(mm)
(V)
(µF)
(pcs)
(mm)
Min.Packaging Q'ty
Specification
Dia.
Length
Case size
Cap.
(±20%)
W.V.
Ripple
current
(120Hz)
(+85
°C)
220
25
50
1.55
0.15
ECEC2WP221CJ
200
30
40
1.55
0.15
ECEC2WP221DJ
100
35
30
1.55
0.15
ECEC2WP221EJ
200
270
30
45
1.78
0.15
ECEC2WP271DJ
100
450
35
35
1.78
0.15
ECEC2WP271EJ
100
330
30
50
2.01
0.15
ECEC2WP331DJ
100
35
40
2.01
0.15
ECEC2WP331EJ
100
390
35
45
2.24
0.15
ECEC2WP391EJ
100
470
35
50
2.53
0.15
ECEC2WP471EJ
100
tan
δ
(120Hz)
(+20
°C)
Part No.
PET sleeve
Terminal Length
4.0mm
(Without P.V.C.plate)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com