công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECEC2FP331DJ bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECEC2FP331DJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Snap-in Type
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECEC2FP331DJ bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Panasonic Semiconductor

Back Button ECEC2FP331DJ Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331DJ Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331DJ Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331DJ Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331DJ Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331DJ Datasheet HTML 10Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331DJ Datasheet HTML 11Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331DJ Datasheet HTML 12Page - Panasonic Semiconductor ECEC2FP331DJ Datasheet HTML 13Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
Aluminum Electrolytic Capacitors/ UP(L:20mm)
 EE186 
Design, and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase
and / or use. Should a safety concern arise regarding this product,please be sure to contact us immediately.
Mar.2006
400
450
Endurance : 85
°C 2000h
Terminal Pitch : 10mm
(A)
(mm)
(V)
(µF)
(pcs)
(mm)
n
Min.PackagingQ'ty
Specification
Dia.
Length
Case size
Cap.
(±20%)
W.V.
Ripple
current
(120Hz)
(+85
°C)
Standard Products(L:20mm)
100
30
20
0.47
0.15
ECEC2GP101DJ
200
150
35
20
0.60
0.15
ECEC2GP151EJ
200
33
22
20
0.20
0.15
ECEC2WP330BJ
200
47
25
20
0.29
0.15
ECEC2WP470CJ
200
68
30
20
0.38
0.15
ECEC2WP680DJ
200
100
35
20
0.52
0.15
ECEC2WP101EJ
200
tan
δ
(120Hz)
(+20
°C)
Part No.
PET sleeve
Terminal Length
4.0mm
(Without P.V.C.plate)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com