công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC418EVB bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC418EVB
Giải thích chi tiết về linh kiện  EcoSpeedTM DC-DC Buck Controller with Programmable LDO
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC418EVB bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Semtech Corporation

Back Button SC418EVB Datasheet HTML 22Page - Semtech Corporation SC418EVB Datasheet HTML 23Page - Semtech Corporation SC418EVB Datasheet HTML 24Page - Semtech Corporation SC418EVB Datasheet HTML 25Page - Semtech Corporation SC418EVB Datasheet HTML 26Page - Semtech Corporation SC418EVB Datasheet HTML 27Page - Semtech Corporation SC418EVB Datasheet HTML 28Page - Semtech Corporation SC418EVB Datasheet HTML 29Page - Semtech Corporation SC418EVB Datasheet HTML 30Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 30 page
background image
SC418
28
Outline Drawing — MLPQ-UT20 3x3
e
1
2
N
PIN 1
INDICATOR
(LASER MARK)
A1
A
A2
C
SEATING
PLANE
E/2
D/2
b
.006 .008 .010 0.15 0.20 0.25
LxN
bxN
D1
E1
COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED PAD AS WELL AS THE TERMINALS.
2.
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (ANGLES IN DEGREES).
1.
INCHES
DIMENSIONS
NOM
e
bbb
aaa
A1
A2
D1
E1
DIM
N
L
E
MIN
D
A
MILLIMETERS
MAX
MIN
MAX
NOM
E
B
D
.114 .118
3.00
.122 2.90
3.10
NOTES:
bbb
C A B
aaa C
.003
.061
20
.067
.000
.020
-
-
(.006)
0.08
20
.071 1.55
.024
.002 0.00
0.50
1.80
1.70
0.05
0.60
(0.1524)
-
-
.004
0.10
1.55
2.90
1.70 1.80
3.00 3.10
0.40 BSC
.016 BSC
0.30
.012
.020
.016
0.40 0.50
.122
.118
.114
.071
.067
.061
A
DAP is 1.90 x 190mm.
3.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com