| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SC122 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC122 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Semtech Corporation |
|
2 / 13 page ![]() SC122 2 Pin Configuration Marking Information Ordering Information Device Package SC122ULTRT(1)(2) MLPD-UT-6 1.5×2 SC122EVB Evaluation Board Notes: (1) Available in tape and reel only. A reel contains 3,000 devices. (2) Lead-free packaging only. Device is WEEE and compliant and halogen-free. TOP VIEW T IN EN GND GND OUT LX 6 5 4 1 2 3 MLPD-UT; 1.5×2, 6 LEAD θ JA = 84°C/W 122 yw MLPD-UT; 1.5×2, 6 LEAD yw = date code |