công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PFRA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Schurter Inc.

tên linh kiện PFRA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radial Leaded Fuse, PTC, 60 VDC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHURTER [Schurter Inc.]
Trang chủ  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

PFRA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Schurter Inc.

  PFRA Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. PFRA Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. PFRA Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. PFRA Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
Resettable Fuses
PFRA
www.schurter.com/pg0_
Fuses
-40 °C
-0 °C
0 °C
3 °C
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C
85 °C
Order Number
2.68
2.41
2.13
1.85
1.54
1.42
1.26
1.13
0.96
PFRA.185
3.63
3.25
2.88
2.5
2.08
1.93
1.7
1.53
1.3
PFRA.250
4.35
3.9
3.45
3
2.49
2.31
2.04
1.83
1.56
PFRA.300
5.8
5.2
4.6
4
3.32
3.08
2.72
2.44
2.08
PFRA.400
7.25
6.5
5.75
5
4.15
3.85
3.4
3.05
2.6
PFRA.500
8.7
7.8
6.9
6
4.98
4.62
4.08
3.66
3.12
PFRA.600
10.1
9.1
8.05
7
5.81
5.39
4.76
4.27
3.64
PFRA.700
11.6
10.4
9.2
8
6.64
6.16
5.44
4.88
4.16
PFRA.800
13
11.7
10.3
9
7.47
6.93
6.12
5.49
4.68
PFRA.900
16.1
14.6
13.1
11
9.4
8.8
7.8
6.9
5.2
PFRA.110
Electrical Characteristics at 3 °C
V max [VDC]
I max [A]
I hold [A]
I trip [A]
R initial min
[
Ω]
R initial max
[
Ω]
R hour max
[
Ω]
Max Time to
trip [A]
Max Time to
Trip [s]
Tripped Power
Dissipation [W]
Order Number
60.0
40
0.1
0.2
2.5
4.5
7.5
0.5
4
0.38
PFRA.010
60.0
40
0.17
0.34
2
3.2
8
0.85
3
0.48
PFRA.017
60.0
40
0.2
0.4
1.5
2.84
4.4
1
2.2
0.40
PFRA.020
60.0
40
0.25
0.5
1
1.95
3
1.25
2.5
0.45
PFRA.025
60.0
40
0.3
0.6
0.76
1.36
2.1
1.5
3
0.50
PFRA.030
60.0
40
0.4
0.8
0.52
0.86
1.29
2
3.8
0.55
PFRA.040
60.0
40
0.5
1
0.41
0.77
1.17
2.5
4
0.75
PFRA.050
60.0
40
0.65
1.3
0.27
0.48
0.72
3.25
5.3
0.90
PFRA.065
60.0
40
0.75
1.5
0.18
0.4
0.6
3.75
6.3
0.90
PFRA.075
60.0
40
0.9
1.8
0.14
0.31
0.47
4.5
7.2
1.00
PFRA.090
30.0
40
1.1
2.2
0.1
0.18
0.27
5.5
6.6
0.70
PFRA.110
30.0
40
1.35
2.7
0.065
0.115
0.17
6.75
7.3
0.80
PFRA.135
30.0
40
1.6
3.2
0.055
0.105
0.15
8
8
0.90
PFRA.160
30.0
40
1.85
3.7
0.04
0.07
0.11
9.25
8.7
1.00
PFRA.185
30.0
40
2.5
5
0.025
0.048
0.07
12.5
10.3
1.20
PFRA.250
30.0
40
3
6
0.02
0.05
0.08
15
10.8
2.00
PFRA.300
30.0
40
4
8
0.01
0.03
0.05
20
12.7
2.50
PFRA.400
30.0
40
5
10
0.01
0.03
0.05
25
14.5
3.00
PFRA.500
30.0
40
6
12
0.005
0.02
0.04
30
16
3.50
PFRA.600
30.0
40
7
14
0.005
0.02
0.03
35
17.5
3.80
PFRA.700
30.0
40
8
16
0.005
0.02
0.03
40
18.8
4.00
PFRA.800
30.0
40
9
18
0.005
0.01
0.02
45
20
4.20
PFRA.900
16.0
100
11
22
0.003
0.01
0.01
40
20
4.50
PFRA.110
Packaging Unit
PFRA.xxxx
Bulk(500pcs.)
PFRA.010.2-PFRA.160.2
Taped34cmReel(3000pcs.)
PFRA.185.2-PFRA.400.2
Taped34cmReel(1500pcs.)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com